| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV2112B bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2112B bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 24 page ![]() INPUT/OUTPUT PIN CONFIGURATION (continued) 9 V CC2 GND2 Figure 12 : Pin 9 - FTUN2 10 GND2 V CC2 Figure 13 : Pin 10 - Volume 11 V CC2 GND2 Figure 14 : Pin 11 - SWI GND1 V CC1 Pins 12-13-14 16-17-18 Figure 15 : Pins 12,13,14,16,17,18- RGB Inputs P ins 15-19 V CC1 GND1 Figure 16 : Pins 15,19 - FBOSD, FBEXT 20 GND1 V CC 1 V CC 2 Figure 17 : Pin 20 - Y/CVBS STV2112B 17/24 |