| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD404094 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD404094 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Renesas Technology Corp |
|
19 / 103 page ![]() HD404054 Series/HD404094 Series 17 IE IFO IMO IF1 IM1 IFTA IMTA IFTC IMTC IFTD IMTD $ 000,0 $ 000,2 $ 000,3 $ 001,0 $ 001,1 $ 001,2 $ 001,3 $ 002,2 $ 002,3 $ 003,0 $ 003,1 Sequence control • Push PC/CA/ST • Reset IE • Jump to vector address Priority control logic Vector address Note: $m,n is RAM address $m, bit number n. $ 003,2 $ 003,3 INT0 interrupt INT1 interrupt Timer A interrupt Timer C interrupt Timer D interrupt Serial 1 interrupt IFS1 IMS1 Not used Figure 8 Interrupt Control Circuit |