công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD49335HNP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD49335HNP
Giải thích chi tiết về linh kiện  CDS/PGA & 10-bit A/D TG Converter
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD49335HNP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD49335HNP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp HD49335HNP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 30 page
background image
HD49335NP/HNP
Rev.1.0, Feb.12.2004, page 12 of 29
Detailed Timing Specifications at Pre-Blanking
Figure 5 shows the pre-blanking detailed timing specifications.
Digital output
(D0 to D9)
ADC
data
Clamp Level
ADC
data
PBLK
ADCLK
× 2 clock
ADCLK
× 10 clock
Vth
VOL
VOH
Figure 5 Detailed Timing Specifications at Pre-Blanking
Detailed Timing Specifications when ADCIN Input Mode is Used
Figure 6 shows the detailed timing chart when ADCIN input mode is used, and table 9 shows each timing specification.
ADC_in
(1)
ADCLK
D0 to D9
(2)
Vth
VDD/2
(3)
(5)
(4)
Figure 6 Detailed Timing Chart when ADCIN Input Mode is Used
Table 9
Timing Specifications when ADCIN Input Mode is Used
No.
Timing
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
(1)
Signal fetch time
tADC1
—
(6)
—
ns
(2), (3)
ADCLK tWH min./tWL min.
tADC2, 3
Typ
× 0.85
1/2fADCLK
Typ
× 1.15
ns
(4)
ADCLK rising to digital output hold time
tAHLD4
—
(14.5)
—
ns
(5)
ADCLK rising to digital output delay time
tAOD5
—
(23.5)
—
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com