công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RD74LVC2G02WPE bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RD74LVC2G02WPE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-Input NOR Gate
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RD74LVC2G02WPE bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Rev.1.00 Jul 26, 2006 page 1 of 7
RD74LVC2G02
Dual 2–Input NOR Gate
REJ03D0748–0100
Rev.1.00
Jul.26.2006
Description
The RD74LVC2G02 has dual 2–input NOR gate in an 8-pin package. Low voltage and high-speed operation is suitable
for the battery powered products (e.g., notebook computers), and the low power consumption extends the battery life.
Features
• The basic gate function is lined up as renesas uni logic series.
• Supply voltage range: 1.65 to 5.5 V
• Operating temperature range: –40 to +85°C
• All inputs:
VIH (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V to 5.5 V)
• All outputs: V
O (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V)
• Output current:
±4 mA (@VCC = 1.65 V)
±8 mA (@VCC = 2.3 V)
±24 mA (@VCC = 3.0 V)
±32 mA (@VCC = 4.5 V)
• Ordering Information
Part Name
Package Type
Package Code
(Previous Code)
Package
Abbreviation
Taping Abbreviation
(Quantity)
RD74LVC2G02WPE
WCSP–8 pin
SXBG0008LA–A
(TBS–8BV)
WP
E (3,000 pcs/reel)
Article Indication
E 0 2 Y M
Marking
Year code
Month code


Số phần tương tự - RD74LVC2G02WPE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC2G07 RENESAS-RD74LVC2G07 Datasheet
2Mb / 7P
Dual Buffers / Drivers with Open Drain
RD74LVC2G07WPE RENESAS-RD74LVC2G07WPE Datasheet
2Mb / 7P
Dual Buffers / Drivers with Open Drain
RD74LVC2G08 RENESAS-RD74LVC2G08 Datasheet
2Mb / 8P
Dual 2-Input AND Gate
RD74LVC2G08WPE RENESAS-RD74LVC2G08WPE Datasheet
2Mb / 8P
Dual 2-Input AND Gate
More results

Mô tả tương tự - RD74LVC2G02WPE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
74LVC2G02 PANASONIC-74LVC2G02 Datasheet
91Kb / 16P
Dual 2-input NOR gate
logo
ON Semiconductor
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02 Datasheet
55Kb / 6P
Dual 2-Input NOR Gate
March, 2004 ??Rev. 6
logo
STMicroelectronics
74V2G02 STMICROELECTRONICS-74V2G02 Datasheet
86Kb / 7P
DUAL 2-INPUT NOR GATE
Jun-2003
logo
NXP Semiconductors
74LVC2G02 NXP-74LVC2G02 Datasheet
87Kb / 15P
Dual 2-input NOR gate
Rev. 05-4 September 2007
logo
Minilogic Device Corpor...
ML74WL02 MINILOGIC-ML74WL02 Datasheet
126Kb / 3P
Dual 2-input NOR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74AHC2G02 UTC-U74AHC2G02 Datasheet
198Kb / 5P
DUAL 2-INPUT NOR GATE
U74AHC2G02 UTC-U74AHC2G02_15 Datasheet
207Kb / 5P
DUAL 2-INPUT NOR GATE
logo
ON Semiconductor
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02_13 Datasheet
109Kb / 5P
Dual 2-Input NOR Gate
March, 2013 ??Rev. 12
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02_19 Datasheet
186Kb / 11P
Dual 2-Input NOR Gate
January, 2019 ??Rev. 13
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC2G02-Q100 NEXPERIA-74LVC2G02-Q100 Datasheet
784Kb / 13P
Dual 2-input NOR gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com