công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RD74LVC2G02WPE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RD74LVC2G02WPE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-Input NOR Gate
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RD74LVC2G02WPE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02WPE Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
RD74LVC2G02
Rev.1.00 Jul 26, 2006 page 4 of 7
Electrical Characteristics
Ta = –40 to 85°C
Item
Symbol
VCC (V)
Min
Typ
Max
Unit
Test condition
1.65 to 1.95
VCC
×0.65
2.3 to 2.7
1.7
3.0 to 3.6
2.0
VIH
4.5 to 5.5
VCC
×0.7
1.65 to 1.95
VCC
×0.35
2.3 to 2.7
0.7
3.0 to 3.6
0.8
Input voltage
VIL
4.5 to 5.5
VCC
×0.3
V
Min to Max
VCC–0.1
IOH = –100
µA
1.65
1.2
IOH = –4 mA
2.3
1.9
IOH = –8 mA
2.4
IOH = –16 mA
3.0
2.3
IOH = –24 mA
VOH
4.5
3.8
IOH = –32 mA
Min to Max
0.1
IOL = 100
µA
1.65
0.45
IOL = 4 mA
2.3
0.3
IOL = 8 mA
0.4
IOL = 16 mA
3.0
0.55
IOL = 24 mA
Output voltage
VOL
4.5
0.55
V
IOL = 32 mA
Input current
IIN
0 to 5.5
±5
µA VIN = 5.5 V or GND
ICC
1.65 to 5.5
10
VIN = VCC or GND,
IO = 0
Quiescent
supply current
∆ICC
3 to 5.5
500
µA
One input at VCC–0.6 V,
Other input at VCC or GND
Output leakage
current
IOFF
0
±10
µA VIN or VO = 0 to 5.5 V
Input capacitance
CIN
3.3
4
pF
VIN = VCC or GND
Note:
For conditions shown as Min or Max, use the appropriate values under recommended operating conditions.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com