| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
38D2 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
38D2 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Renesas Technology Corp |
|
69 / 136 page ![]() Rev.3.02 Apr 10, 2008 Page 69 of 131 REJ03B0177-0302 38D2 Group Fig. 68 When using programmer of Suisei Electronics System Co., LTD, connection example (1) (OSCSEL = “L”) 38D2 Group T_VDD T_VPP T_RXD T_SCLK T_PGM/OE/MD T_RESET GND RESET circuit Set the same termination as the single-chip mode. Vcc OSCSEL P32 (ESDA) P31 (ESCLK) P30 (ESPGMB) RESET Vss AVss XIN XOUT 4.7k Ω Note: For the programming circuit, the wiring capacity of each signal pin must not exceed 47 pF. T_BUSY T_TXD N.C. 4.7k Ω QzROM version |