công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD655 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SD655
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD655 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  2SD655 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD655 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD655 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD655 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD655 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD655 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SD655
Rev.2.00 Aug 10, 2005 page 3 of 5
Main Characteristics
0
50
100
150
Ambient Temperature Ta (
°C)
Maximum Collector Dissipation Curve
600
400
200
Typical Output Characteristics
50
40
30
10
0
20
10
8
6
4
2
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
IB = 0
0.005 mA
0.01
0.02
0.03
0.04
0.015
0.025
0.035
Typical Transfer Characteristics
Base to Emitter Voltage VBE (V)
1
3
10
30
100
300
1,000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VCE = 1 V
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
Collector Current IC (mA)
1
3
10
30
100
300
1,000
10
30
100
300
1,000
3,000
10,000
VCE = 1 V
Pulse
Collector to Emitter Saturation Voltage vs.
Collector Current
Collector Current IC (mA)
3
10
30
100
300
1,000 3,000
0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1.0
3.0
IC = 10 IB
Gain Bandwidth Product vs.
Collector Current
Collector Current IC (mA)
0.3
1.0
3
10
30
100
300
3
10
30
100
300
1,000
3,000
VCE = 1 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com