công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C64WDW6TG bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C64WDW6TG
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Kbit, 64 Kbit and 32 Kbit serial I²C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C64WDW6TG bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C64WDW6TG Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 39 page
background image
M24128, M24C64, M24C32
Package mechanical data
33/39
Figure 18.
M24128 WLCSP, 0.5 mm pitch, package outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 23.
M24128 WLCSP, 0.5 mm pitch, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
0.585
0.535
0.635
0.0230
0.0211
0.0250
A1
0.230
0.205
0.255
0.0091
0.0081
0.0100
A2
0.355
0.330
0.380
0.0140
0.0130
0.0150
B
0.320
0.290
0.350
0.0126
0.0114
0.0138
D
1.805
1.785
1.825
0.0711
0.0703
0.0719
E
1.400
1.380
1.420
0.0551
0.0543
0.0559
e
0.5
0.0197
e1
0.886
0.0349
e2
0.250
0.0098
e3
0.443
0.0174
F
0.257
0.0101
G
0.4025
0.0158
N(2)
2.
N is the total number of terminals.
8
8
D
E
B
Orientation references
54321
A2
A1
A
e1
F
G
e
e2
A
B
C
e3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com