công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C64WDW6TG bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C64WDW6TG
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Kbit, 64 Kbit and 32 Kbit serial I²C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C64WDW6TG bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C64WDW6TG Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C64WDW6TG Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 39 page
background image
Package mechanical data
M24128, M24C64, M24C32
30/39
Figure 15.
SO8 narrow – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package
outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 20.
SO8 narrow – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width,
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
1.75
0.0689
A1
0.10
0.25
0.0039
0.0098
A2
1.25
0.0492
b
0.28
0.48
0.0110
0.0189
c
0.17
0.23
0.0067
0.0091
ccc
0.10
0.0039
D
4.90
4.80
5.00
0.1929
0.1890
0.1969
E
6.00
5.80
6.20
0.2362
0.2283
0.2441
E1
3.90
3.80
4.00
0.1535
0.1496
0.1575
e1.27–
–
0.0500
–
–
h
0.25
0.50
k
0°8°
0°8°
L
0.40
1.27
0.0157
0.0500
L1
1.04
0.0410
SO-A
E1
8
ccc
b
e
A
D
c
1
E
h x 45˚
A2
k
0.25 mm
L
L1
A1
GAUGE PLANE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com