công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF52235 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF52235
Giải thích chi tiết về linh kiện  ColdFire Microcontroller
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF52235 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF52235 Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF52235 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 54 page
background image
MCF52235 ColdFire Microcontroller Data Sheet, Rev. 7
Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
28
Figure 5. Suggested Connection Scheme for Power and Ground
2
Electrical Characteristics
This section contains electrical specification tables and reference timing diagrams for the MCF52235, including detailed
information on power considerations, DC/AC electrical characteristics, and AC timing specifications.
NOTE
The parameters specified in this appendix supersede any values found in the module
specifications.
33
MCF52235
35
69
70
71
72
58
11
10
31
30
45
44
74
73
0.22µF
1000pF
VDDPLL
VSSPLL
VDDA
VRH
VRL
VSSA
VDDR
VSSX1
VDDX1
VDDX2
VSSX2
VDD2
VSS2
VDD1
VSS1
0.1µF
10µH
10µF
10V
Tantalum
0.1µF
0.1µF
0.1µF
0.22µF
0.22µF
3.3V
0.22µF
0.22µF
0.22µF
12.4K
Ω
1%
0.1µF
Pin numbering is shown
for the 80-pin LQFP
*
*optional



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com