| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BD679 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BD679 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 12 page ![]() BD6xxx Electrical characteristics 5/12 Note: For PNP types voltage e current values are negative. hFE (1) DC current gain for BD677, BD678, BD679, BD680, BD681, BD682 IC = 1.5 A_ _ VCE = 3 V 750 for BD677A, BD678A, BD679A, BD680A IC = 2 A_ _ VCE = 3 V 1. Pulsed duration = 300 ms, duty cycle ≥1.5%. Table 3. Electrical characteristics (continued) Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit |