công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7809AB bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7809AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 1 A regulators
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7809AB bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button L7809AB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L7809AB Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
L78xxAB - L78xxAC
Package mechanical data
17/26
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L93.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 mechanical data
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26