công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745PTP3 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320C6745PTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Floating-point Digital Signal Processor
PDF  209 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C6745PTP3 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TMS320C6745PTP3 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 209 page
background image
src2
src2
.D1
.M1
.S1
.L1
long src
odd dst
src2
src1
src1
src1
src1
even dst
even dst
odd dst
dst1
dst
src2
src2
src2
long src
DA1
ST1b
LD1b
LD1a
ST1a
Data path A
Odd
register
file A
(A1, A3,
A5...A31)
Odd
register
file B
(B1, B3,
B5...B31)
.D2
src1
dst
src2
DA2
LD2a
LD2b
src2
.M2
src1
dst1
.S2
src1
even dst
long src
odd dst
ST2a
ST2b
long src
.L2
even dst
odd dst
src1
Data path B
Control Register
32 MSB
32 LSB
dst2
(A)
32 MSB
32 LSB
2x
1x
32 LSB
32 MSB
32 LSB
32 MSB
dst2
(B)
(B)
(A)
8
8
8
8
32
32
32
32
(C)
(C)
Even
register
file A
(A0, A2,
A4...A30)
Even
register
file B
(B0, B2,
B4...B30)
(D)
(D)
(D)
(D)
A. On .M unit, dst2 is 32 MSB.
B. On .M unit, dst1 is 32 LSB.
C. On C64x CPU .M unit, src2 is 32 bits; on C64x+ CPU .M unit, src2 is 64 bits.
D. On .L and .S units, odd dst connects to odd register files and even dst connects to even register files.
TMS320C6745/6747 Floating-point Digital Signal Processor
www.ti.com
SPRS377A – SEPTEMBER 2008 – REVISED OCTOBER 2008
Figure 3-2. TMS320C674x™ CPU (DSP Core) Data Paths
Submit Documentation Feedback
Device Overview
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com