công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6202PC52PL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6202PC52PL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Positive Voltage Regulators
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6202PC52PL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Torex Semiconductor

  XC6202PC52PL Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6202PC52PL Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 32 page
background image
4/32
XC6202 Series
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
Output Voltage
VOUT(E)
(*2)
VIN=2.8V
IOUT=30mA
1.764
1.800
1.836
V
②
Maximum Output Current
IOUTmax
VIN=2.8V
VOUT
≧VOUT(E)×0.9
60
-
-
mA
②
Load Regulation
△VOUT
VIN=2.8V
1mA
≦IOUT≦60mA
-
10
80
mV
②
Vdif1
IOUT=30mA
-
340
470
Dropout Voltage
(*3)
Vdif2
IOUT=100mA
-
1000
1500
mV
②
Supply Current
ISS
VIN=2.8V
-
10
24
μA
①
Line Regulation
△VOUT
△VIN・△VOUT
IOUT=1mA
2.8V
≦VIN≦20V
-
0.01
0.20
%/V
②
Input Voltage
VIN
-
-
20
V
-
Output Voltage
Temperature Characteristics
△VOUT
△Topr・△VOUT
IOUT=30mA
-40
℃≦Topr≦85℃
-
±100
-
ppm/
℃
②
Short-circuit Current
Ishort
VIN=3.8V
-
40
-
mA
②
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
Output Voltage
VOUT(E)
(*2)
VIN=4.3V
IOUT=30mA
3.234
3.300
3.366
V
②
Maximum Output Current
IOUTmax
VIN=4.3V
VOUT
≧VOUT(E)×0.9
150
-
-
mA
②
Load Regulation
△VOUT
VIN=4.3V
1mA
≦IOUT≦100mA
-
25
90
mV
②
Vdif1
IOUT=30mA
-
200
280
Dropout Voltage
(*3)
Vdif2
IOUT=100mA
-
670
900
mV
②
Supply Current
ISS
VIN=4.3V
-
10
24
μA
①
Line Regulation
△VOUT
△VIN・△VOUT
IOUT=1mA
4.3V
≦VIN≦20V
-
0.01
0.20
%/V
②
Input Voltage
VIN
-
-
20
V
-
Output Voltage
Temperature Characteristics
△VOUT
△Topr・△VOUT
IOUT=30mA
-40
℃≦Topr≦85℃
-
±100
-
ppm/
℃
②
Short-circuit Current
Ishort
VIN=5.3V
-
40
-
mA
②
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS
XC6202P182
VOUT(T)=1.8V
(*1)
Topr=25
℃
XC6202P332
VOUT(T)=3.3V
(*1)
Topr=25
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com