| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XC6202PC52PL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC6202PC52PL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Torex Semiconductor |
|
3 / 32 page ![]() 3/32 XC6202 Series PARAMETER SYMBOL RATINGS UNITS Input Voltage VIN 22.0 V Output Current IOUT 500 mA Output Voltage VOUT VSS-0.3 ~ VIN+0.3 V SOT-25 150 SOT-89 500 TO-92 300 USP-6B 100 Power Dissipation SOT-223 Pd 1,200 * mW Operating Temperature Range Topr -40 ∼+85 ℃ Storage Temperature Range Tstg -55 ∼+125 ℃ ■BLOCK DIAGRAM ■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Ta = 25 ℃ * Circuits board mounting: Double-sided board |