công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6220BT6/OTP bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6220BT6/OTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6220BT6/OTP bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 104 page
background image
ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C
95/104
11.5 ORDERING INFORMATION
The following section deals with the procedure for
transfer of customer codes to STMicroelectronics
and also details the ST6 factory coded device
type.
Figure 80. ST6 Factory Coded Device Types
ROM code
Temperature code:
1: Standard 0 to +70 °C
3: Automotive -40 to +125 °C
6: Industrial -40 to +85 °C
Package type:
B: Plastic DIP
D: Ceramic DIP
M: Plastic SOP
N: Plastic SSOP
T: Plastic TQFP
Revision index:
B,C: Product Definition change
L: Low Voltage Device
ST6 Sub family
Version Code:
No char: ROM
E: EPROM
P: FASTROM
T: OTP
Family
ST62T20CB6/CCC
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com