công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST6220BT6/OTP bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST6220BT6/OTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST6220BT6/OTP bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - STMicroelectronics

Back Button ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics ST6220BT6/OTP Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 104 page
background image
ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C
72/104
10.5 CLOCK AND TIMING CHARACTERISTICS
Subject to general operating conditions for VDD, fOSC, and TA.
10.5.1 General Timings
10.5.2 External Clock Source
Notes:
1. Data based on typical application software.
2. Time measured between interrupt event and interrupt vector fetch.
∆t
c(INST) is the number of tCPU cycles needed to finish
the current instruction execution.
Figure 49. Typical Application with an External Clock Source
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ 1)
Max
Unit
tc(INST)
Instruction cycle time
24
5
tCPU
fCPU=8 MHz
3.25
6.5
8.125
µs
tv(IT)
Interrupt reaction time 2)
tv(IT) = ∆tc(INST) + 6
611
tCPU
fCPU=8 MHz
9.75
17.875
µs
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VOSCINH
OSCIN input pin high level voltage
See Figure 49
0.7xVDD
VDD
V
VOSCINL
OSCIN input pin low level voltage
VSS
0.3xVDD
IL
OSCx Input leakage current
VSS≤VIN≤VDD
± 2
µA
OSCIN
OSCOUT
fOSC
EXTERNAL
ST62XX
CLOCK SOURCE
VOSCINL
VOSCINH
IL
90%
10%
Not connected
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com