công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV8247 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STV8247
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Audio Decoder/Processor for A2 and NICAM Television/Video Recorders
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV8247 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics

Back Button STV8247_06 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STV8247_06 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 156 page
background image
85/156
STV82x7
Register List
IRQ_STATUS
IRQ Status Register
SOFT_VERSION
Embedded Software Version Register
ONCHIP_ALGOS
Address: 81h
Type: R/W
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
IRQ7
IRQ6
IRQ5
IRQ4
IRQ3
IRQ2
IRQ1
IRQ0
Bit Name
Reset
Function
Bits[7:4]
0000
Reserved.
IRQ3
0
Unmute HP/Srnd DAC IRQ
IRQ2
0
HP connection/deconnection IRQ
IRQ1
0
I2S lock lost IRQ
IRQ0
0
Auto-Standard IRQ
Address: 82h
Type: R
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SOFT_VERSION[7:0]
Bit Name
Reset
Function
SOFT_VERSION[7:0]
0000
0002
Version of the Embedded software.
Address: 83h
Type: R
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
0
PRO_LOGIC_
SELECT
NICAM
I2S_INPUT
TRUBASS
TRU
SURROUND
PRO_LOGIC
MULTICHANNEL
Bit Name
Reset
Function
Bit 7
0
Reserved.
PRO_LOGIC_SELECT
0
0: Dolby Pro Logic I
1: Dolby Pro Logic II
NICAM
0
NICAM Demodulator is present when set.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com