công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA529 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA529
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 x 100 mW class-D amplifier with analog or digital input 2.0 multichannel digital audio processor with FFX
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA529 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics

Back Button STA529_07 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 58 page
background image
Serial audio interface
STA529
28/58
8.3
Slave mode
In this mode, pins BICLKI/O and pins LRCLKI/O are configured as inputs.
Figure 8.
Slave mode
Table 17.
Slave mode
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
BICLK cycle time
tBCY
50
ns
BICLK pulse width high
tBCH
20
ns
BICLK pulse width low
tBCL
20
ns
LRCLKI/LRCLKO setup time to BICLK strobing edge
tLRSU
10
ns
LRCLKI/LRCLKO hold time to BICLK strobing edge
tLRH
10
ns
SDATAO setup time to BICLK strobing edge
tDS
10
ns
SDATAO hold time to BICLK strobing edge
tDH
10
ns
SDATAI propagation delay from BICLK active edge
tDD
010
ns
BICLKI/
BICLKO
LRCLKI/
LRCLKO
SDATAO
SDATAI
tBCH
tBCL
tBCY
tDS
tLRH
tLRSU
tDH
tDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com