công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA529 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA529
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 x 100 mW class-D amplifier with analog or digital input 2.0 multichannel digital audio processor with FFX
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA529 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button STA529_07 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STA529_07 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 58 page
background image
ADC
STA529
24/58
6.3
Configuration examples
The ADC sampling frequency can be selected from three values:
●
normal (from 32 kHz to 48 kHz)
●
low (from 16 kHz to 24 kHz)
●
very-low (from 8 kHz to 12 kHz)
The setting is done through register bits MISC.ADC_FS_RANGE (see MISC on page 50 for
details). For all other settings, register ADCCFG is used (see ADCCFG on page 49 for
details).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com