| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA309A bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA309A bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 67 page ![]() Registers STA309A 44/67 7.2.36 AGEQ - graphic EQ 80-Hz band (0x23) 7.2.37 BGEQ - graphic EQ 300-Hz band (0x24) 7.2.38 CGEQ - graphic EQ 1-kHz band (0x25) 7.2.39 DGEQ - graphic EQ 3-kHz band (0x26) 7.2.40 EGEQ - graphic EQ 8-kHz band (0x27) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 AGEQ4 AGEQ3 AGEQ2 AGEQ1 AGEQ0 0 111 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 BGEQ4 BGEQ3 BGEQ2 BGEQ1 BGEQ0 0 111 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CGEQ4 CGEQ3 CGEQ2 CGEQ1 CGEQ0 0 111 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DGEQ4 DGEQ3 DGEQ2 DGEQ1 DGEQ0 0 111 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 EGEQ4 EGEQ3 EGEQ2 EGEQ1 EGEQ0 0 111 1 Table 66. xGEQ bits xGEQ[4:0] Boost / cut 11111 +16 11110 +15 11101 +14 …… 10000 +1 01111 0 01110 -1 …… 00001 -14 00000 -15 |