| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM7E1AR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM7E1AR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 16 page ![]() Pin configuration STM7E1 6/16 2 Pin configuration Figure 2. Pin configuration Table 6. Pin description Pin n° Symbol Type Name and function 1, 17, 33, 47 VNEG(1) P Negative power supply 2 Txm#2 IOA Channel 2: TX main port 3 Tx#2 IOA Channel 2: TX line 4 Txs#2 IOA Channel 2: TX spare port 5, 12, 21, 25, 29, 38, 52, 56, 60 GND G Voltage reference for digital inputs 6 Rxm#3 IOA Channel 3: RX main port 7 Rx#3 IOA Channel 3: RX line 8 Rxs#3 IOA Channel 3: RX spare port 9 Txm#3 IOA Channel 3: TX main port |