công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7538P bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7538P
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER LINE FSK TRANSCEIVER
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7538P bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7538P Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics ST7538P Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 30 page
background image
29/30
ST7538
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.60
0.063
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
1.35
1.40
1.45
0.053
0.055
0.057
b
0.30
0.37
0.45
0.012
0.014
0.018
c
0.09
0.20
0.003
0.008
D
11.80
12.00
12.20
0.464
0.472
0.480
D1
9.80
10.00
10.20
0.386
0.394
0.401
D3
8.00
0.315
e
0.80
0.031
E
11.80
12.00
12.20
0.464
0.472
0.480
E1
9.80
10.00
10.20
0.386
0.394
0.401
E3
8.00
0.315
H
5.89
0.232
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1.00
0.039
S
6.00
0.236
S1
6.00
0.236
K
0˚ (min.), 3.5˚ (typ.), 7˚(max.)
ccc
0.10
0.004
TQFP44 (10x10x1.40mm)
with Slug Down
0049510 D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30