công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAT4134 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Catalyst Semiconductor

tên linh kiện CAT4134
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mA Dual Channel Movie/Flash LED Driver
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
Trang chủ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT4134 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Catalyst Semiconductor

  CAT4134 Datasheet HTML 1Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 2Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT4134 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
CAT4134
© Catalyst Semiconductor, Inc.
3
Doc. No. MD-5021 Rev. B
Characteristics subject to change without notice.
ELECTRICAL OPERATING CHARACTERISTICS (continued)
Over recommended operating conditions unless specified otherwise.
VIN = 3.6V, EN = VIN and at ambient temperature of 25ºC.
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VRSET
RSET pin voltage
22k
Ω < RSET < 200kΩ
1.10
1.20
1.30
V
VRFLASH RFLASH pin voltage
22k
Ω < RFLASH < 200kΩ
1.10
1.20
1.30
V
VLED
LED1, LED2 Pin Voltage
(whichever is the lower)
Both Flash and Movie Mode
(lower voltage pin is regulated)
400
mV
ILED
Programmed LED Current
RSET = 21.6kΩ
RFLASH = 43.2kΩ
RFLASH = 21.6kΩ
20
50
100
mA
ILED-RAN
LED Current Adjust Range
per LED output
In Movie mode
In Flash mode
5
25
50
200
mA
ILED-ACC LED Current Accuracy
±5
%
ILED-DEV
LED Current Matching
±5
%
FLASH CONTROL LOGIC INPUT
VFHI
VFLO
Logic High Threshold
Logic Low Threshold
FLASH > VFHI Flash Enabled
0.4
0.7
0.7
1.5
V
IINPUT
Input Bias current
FLASH = 3V
10
40
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com