| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9805E bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9805E bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 127 page ![]() On-Chip Peripherals L9805E 40/127 Figure 18. Ports PA0-PA7, PB0-PB1I DR DDR latch latch DR SEL DDR SEL VDD PAD M U X Alternate Alternate digital enable Alternate enable Alternate M U X Alternate input output P-BUFFER N-BUFFER 1 0 1 0 OR latch OR SEL from other bits Interrupt Pull-up condition enable enable GND |