công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

41860 SP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện 41860 SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DECOSTAR 51/51S
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

41860 SP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  41860 SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH 41860 SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH 41860 SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH 41860 SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Technical Information
Halogen lamp with dichroic reflector
∅ 51 mm
DECOSTAR 51/51S
Geometry:
Values in mm
Nomin.*
DECOSTAR 51/51S
Dim. IEC-Norm*
Overall length
C
Nmax. + Fmax.
46 max.
Length of Reflector
N
37,3
± 0,4
35,8 - 38,4
Diameter of Reflector
D
50,7 - 1,3
49,4 - 50,7
Width of Reflector edge
A
0,3 min.
0,3 min.
Thickness of Reflector edge
V
2
± 0,2
1,8 -2,4
collar nomin.
H1 x H2
12,75 max. x 19,0 max.
distance 14 mm
from collar end
see free space
IEC 60061
Position GU-groove
T
7,85
± 0,35
7,45 - 8,25
Depth GU-groove
0,4 + 0,3
0,4 min.
Width GU-groove
A1
1,5 + 0,5
1,5 min.
Pin length
F
7
± 0,5
6,1 - 7,62
Pin distance
Ds
5,33
± 0,25
5,33
Pin diameter
1,53
1,45 - 1,60
Nominations and dimensions acc. IEC 60357, IEC 60061
Please note:
Dimensions and tolerances are subject to change within the IEC regulations! Not explicitly given
dimensions cannot be evaluated by measuring lamp samples!
HAL M-M, Edition November 05
Subject to alteration
3/4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com