công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

41860 SP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện 41860 SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DECOSTAR 51/51S
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

41860 SP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  41860 SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH 41860 SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH 41860 SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH 41860 SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Technical Information
Halogen lamp with dichroic reflector
∅ 51 mm
DECOSTAR 51/51S
UV
Filter
Product characteristics:
COOL BEAM
• Dichroic reflector reduces thermal
radiation in the light beam by 66%
• Low pressure technology complies to
IEC 60598-1. Lamp can be used
without extra protection from the
luminaire.
• Integradet cover pan prefends the
soiling of the reflector.
• Meets the most stringent UV-
protection thresholds (NIOSH).
Bleaching reduced.
• Base: GU 5,3
• Lampe life: 2000h
Range:
Order-code
Voltage
Wattage*
Beam
angle**
Luminous
intensity**
ILCOS-code
Lamp without
41860 SP
12V
20 W
10°
3150 cd
HRGS/UB 20-12-GU5,3-51/10
cover lens
41860 WFL
"
"
36°
510 cd
HRGS/UB 20-12-GU5,3-51/36
41865 SP
"
35W
10°
6300 cd
HRGS/UB 35-12-GU5,3-51/10
41865 WFL
"
"
36°
1050 cd
HRGS/UB 35-12-GU5,3-51/36
41870 SP
"
50W
10°
8200 cd
HRGS/UB 50-12-GU5,3-51/10
41870 WFL
"
"
36°
1500 cd
HRGS/UB 50-12-GU5,3-51/36
Lamp with
44860 SP
12V
20 W
10°
3000 cd
HRGS/UB 20-12-GU5,3-51/10
cover lens
44860 WFL
"
"
36°
480 cd
HRGS/UB 20-12-GU5,3-51/36
44865 SP
"
35W
10°
6000 cd
HRGS/UB 35-12-GU5,3-51/10
44865 WFL
"
"
36°
1000 cd
HRGS/UB 35-12-GU5,3-51/36
44870 SP
"
50W
10°
7800 cd
HRGS/UB 50-12-GU5,3-51/10
44870 WFL
"
"
36°
1450 cd
HRGS/UB 50-12-GU5,3-51/36
* Maximum permitted tolerance nominal value +8% acc. IEC 60357
**may vary according to tolerances specified in IEC 60357
HAL M-M, Edition November 05
Subject to alteration
1/4


Số phần tương tự - 41860 SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
4186 HEYCO-4186 Datasheet
112Kb / 1P
Lockit™ Loops and Clips
4186 HEYCO-4186 Datasheet
112Kb / 1P
Lockit Loops and Clips
logo
Adafruit Industries
4186 ADAFRUIT-4186 Datasheet
633Kb / 2P
LED Illuminated Triangle Pushbutton A.K.A 1960s Sci-Fi Buttons - Red
6-6-19
More results

Mô tả tương tự - 41860 SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
SP-51 TRIAD-SP-51 Datasheet
44Kb / 1P
SP-51
logo
National Instruments Co...
NI4050 NI-NI4050 Datasheet
110Kb / 4P
51?? Digit Multimeters
logo
Rohm
SML-512UWT86 ROHM-SML-512UWT86 Datasheet
1Mb / 4P
SML-51 Series
SML-511UWT86 ROHM-SML-511UWT86 Datasheet
1Mb / 4P
SML-51 Series
logo
List of Unclassifed Man...
FGPMMOPA5 ETC-FGPMMOPA5 Datasheet
949Kb / 21P
51-channel GPS Engine Board
logo
Winchester Electronics ...
KC-89-103 WINCHESTER-KC-89-103 Datasheet
68Kb / 1P
TERMINATION BNC 51 OHM
logo
Pasternack Enterprises,...
PE-W51SF005-36 PASTERNACK-PE-W51SF005-36_V01 Datasheet
549Kb / 4P
WR-51 Seamless Flexible Waveguide
PE-W51TF005-12 PASTERNACK-PE-W51TF005-12_V01 Datasheet
551Kb / 4P
WR-51 Twistable Flexible Waveguide
PE-W51TF005-24 PASTERNACK-PE-W51TF005-24_V01 Datasheet
550Kb / 4P
WR-51 Twistable Flexible Waveguide
PE-W51TF005-36 PASTERNACK-PE-W51TF005-36_V01 Datasheet
552Kb / 4P
WR-51 Twistable Flexible Waveguide
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com