công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0027724 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Lapp.

tên linh kiện 0027724
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPIC® LS1 Series Circular Power & Mixed Power Connectors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LAPP [Lapp.]
Trang chủ  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

0027724 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Lapp.

  0027724 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 0027724 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 0027724 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 0027724 Datasheet HTML 4Page - Lapp. 0027724 Datasheet HTML 5Page - Lapp. 0027724 Datasheet HTML 6Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
EPIC ® LS1 Series Circular Power
&
STRAIGHT PANEL MOUNT INLET WITH MALE CONTACTS (STYLE A1)
5+PE
3+PE+4
76.003000
76.004000
Part #
74.033001
74.033000
74.033101
74.033100
Description
0.14 - 1.0 mm2
0.14 - 1.0 mm2
0.50 - 2.5 mm2
0.50 - 2.5 mm2
Pack Size
10
100
10
100
Male Contacts (Spare Parts)
5+PE
3+PE+4
Male Insert
Female Insert
Male Insert
Female Insert
800-774-3539 • www.lappusa.com
Wire
Gauge
2mm Contacts
AWG 14
AWG 18
AWG 20
AWG 22
1mm Contacts
AWG 18
up to AWG 26
Max. Current (A)
According to UL
5+PE
3+PE+4
22
22
13
13
99
55
-7
-1
View from contact side
View from contact side
Derating Curve



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com