công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LED-0603RVC bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - WAYJUN

tên linh kiện LED-0603RVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1608 SMD LED 0603 SMD LED
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WAYJUN [WAYJUN]
Trang chủ  https://www.wayjun.com
Logo WAYJUN - WAYJUN

LED-0603RVC bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - WAYJUN

Back Button LED-0603RVC  Datasheet HTML 4Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 5Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 6Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 7Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 8Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 9Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 10Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 11Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 12Page - WAYJUN  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
1608 SMD LED, 0603 SMD LED
Wayjun Technology Co.,Ltd
- 12 -
www.wayjun.com
Carrier Tape Dimensions(unit:mm)
Loaded quantity 4000 PCS per reel
Notes:
All dimensions in mm tolerance is ±0.1mm unless otherwise noted.
Copyright
Copyright 2009, by ShenZhen Wayjun Technology Co.,Ltd. All rights are reserved. ShenZhen Wayjun Technology
Co.,Ltd reserves the right to make improvements to the products described in this manual at any time without notice.
Trademark
The names used for identification only may be registered trademarks of their respective companies.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com