công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LED-0603RVC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - WAYJUN

tên linh kiện LED-0603RVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1608 SMD LED 0603 SMD LED
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WAYJUN [WAYJUN]
Trang chủ  https://www.wayjun.com
Logo WAYJUN - WAYJUN

LED-0603RVC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - WAYJUN

Back Button LED-0603RVC  Datasheet HTML 3Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 4Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 5Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 6Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 7Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 8Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 9Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 10Page - WAYJUN LED-0603RVC  Datasheet HTML 11Page - WAYJUN Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
1608 SMD LED, 0603 SMD LED
Wayjun Technology Co.,Ltd
- 7 -
www.wayjun.com
Typical Electrical & Optical Characteristics ( Ta = 25℃)
Items
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage
VF
IF = 20mA
2.8
3.6
V
Reverse Current
IR
VR = 5V
5
μΑ
Dominant Wavelength
WLD
IF = 10mA
460
475
nm
Luminous Intensity
IV
IF = 10mA
70
mcd
50% Power Angle
2θ½
IF = 10mA
120
Deg
Typical Electrical/Optical Characteristics Curves (Ta=25° Unless Otherwise Noted)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com