công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AML21BBA2AD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Honeywell Solid State Electronics Center

tên linh kiện AML21BBA2AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Manual Switches Advanced Manual Line
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HONEYWELL [Honeywell Solid State Electronics Center]
Trang chủ  http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Logo HONEYWELL - Honeywell Solid State Electronics Center

AML21BBA2AD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Honeywell Solid State Electronics Center

Back Button AML21BBA2AD Datasheet HTML 4Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 5Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 6Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 7Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 8Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 9Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 10Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 11Page - Honeywell Solid State Electronics Center AML21BBA2AD Datasheet HTML 12Page - Honeywell Solid State Electronics Center Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
Manual Switches
AML Series
Mounting Dimensions (For Reference Only)
48
Honeywell MICRO SWITCH Sensing and Control 1-800-537-6945 USA
1-815-235-6847 International 1-800-737-3360 Canada
AML31/32 SWITCHES
AML34/36 SWITCHES
PUSHBUTTON
ROCKER
AML33/35 SWITCHES
TERMINAL LOCATIONS
PADDLE
PUSHBUTTON
ROCKER AND PADDLE
PANEL CUTOUT FOR SINGLE-STATION
FRONT-OF-PANEL MOUNTING
Recommended panel thickness: .060-.187/1,52-4,75
NOTES
1 Dimensions are mm or mm/IN
IN
Manufacturers logo on this side of housing
Solder Hole Will Accept One #14 AWG Stranded Conductor
(Per NEMA Publication DC-2 1976)
PANEL PUNCH FOR AML SERIES
A panel punch is manufactured by Greenlee-Textron Tool Co.,
Rockford, IL (815-926-3011).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com