công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1603505. bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1603505.
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crimp contact - RC-5AP2000 - 1603505
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1603505. bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1603505. Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1603505. Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1603505. Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/gb/products/1603505
05/30/2019   Page 1 / 3
Crimp contact - RC-5AP2000 - 1603505
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Crimp contact, turned, contact diameter: 2 mm, crimp range: 1.5 mm² ... 2.5 mm²
The figure may differ depending on
the connection area
Your advantages
 Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
 High tensile strength of the connection
 Low contact resistance
 Easy production monitoring
Key Commercial Data
Packing unit
50 pc
Minimum order quantity
50 pc
GTIN
GTIN
4046356245777
Weight per Piece (excluding packing)
0.500 g
Custom tariff number
85389099
Country of origin
Germany
Note
Made to Order (non-returnable)
Technical data
General
Contact type
turned
Contact diameter
2 mm
Type of contact
Pin
Connection method
Crimp connection
Insertion/withdrawal cycles mechanical
100
Litz wire cross section min.
1.5 mm²


Số phần tương tự - 1603505.

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1603505 PHOENIX-1603505 Datasheet
286Kb / 7P
RC-5AP2000 - Crimp contact
More results

Mô tả tương tự - 1603505.

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1603513 PHOENIX-1603513 Datasheet
51Kb / 2P
Crimp contact - RC-5CP2000
1603492 PHOENIX-1603492 Datasheet
189Kb / 2P
Crimp contact - RC-58P2000
1627290 PHOENIX-1627290 Datasheet
179Kb / 3P
Crimp contact - RC-15S2200
1603517 PHOENIX-1603517 Datasheet
214Kb / 4P
Crimp contact - RC-5CS2000
1603808 PHOENIX-1603808 Datasheet
43Kb / 2P
Crimp contact - RC-6FP2000
1627291 PHOENIX-1627291 Datasheet
161Kb / 3P
Crimp contact - RC-15P2300
1627292 PHOENIX-1627292 Datasheet
162Kb / 3P
Crimp contact - RC-15P2200
1603498 PHOENIX-1603498 Datasheet
198Kb / 3P
Crimp contact - RC-59P2000
1623777 PHOENIX-1623777 Datasheet
181Kb / 4P
Crimp contact - RC-15P2020
1603505 PHOENIX-1603505 Datasheet
286Kb / 7P
RC-5AP2000 - Crimp contact
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com