công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1603505. bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1603505.
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crimp contact - RC-5AP2000 - 1603505
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1603505. bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1603505. Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1603505. Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1603505. Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/gb/products/1603505
05/30/2019   Page 3 / 3
Crimp contact - RC-5AP2000 - 1603505
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 11
43172015
UNSPSC 12.01
43201404
UNSPSC 13.2
39121522
Accessories
Accessories
Crimping tool
Crimping pliers - RC-Z2504 - 1613822
Crimping pliers for turned RC crimp contacts, diameter 1 mm / diameter 1.5 mm / diameter 2 mm for a litz wire cross
section of 0.14 mm² ... 2.5 mm²
 
 
Mounting material
Contact insertion and removal tool - RC-Z2490 - 1611803
Positioning and unlocking tool for RC crimp contacts (D-SUB) for pin/socket, diameter: 2 mm
 
 
Crimping pliers with digital display - RC-Z2514 - 1614590
Crimping pliers for turned RC crimp contacts Ø 1 mm / Ø 1.5 mm / Ø 2 mm, litz wire cross section of 0.08 mm² ... 2.5
mm²
 
 
Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com