công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP2-DC3V bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện SP2-DC3V
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Form C 15 A, 4 Form C 10 A, Polarized power relays
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

SP2-DC3V bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Panasonic Semiconductor

  SP2-DC3V Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor SP2-DC3V Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Panasonic Industry Co., Ltd. Electromechanical Control Business Division
industrial.panasonic.com/ac/e/
ASCTB208E 202304
Panasonic Industry Co., Ltd. 2023
Power Relays (Over 2 A) SP RELAYS
REFERENCE DATA
15A
15A
10A
10A
5A
5A
0A
0A
Tested sample:SP2-24V DC
0
10
20
30
40
50
19.221.626.428.831.233.636.0
24.0
Coil applied voltage(%V)
10A
10A
5A
5A
0A
0A
0
10
20
30
40
50
19.221.626.428.831.233.636.0
24.0
Tested sample:SP4-24V DC
Ambient temperature:27 to 29℃
Coil applied voltage(%V)
Ave.
Ave.
Max.
Max.
Min.
Min.
Ave.
Ave.
Max.
Max.
Min.
Min.
N.C.
N.O.
12
5
8
36
47
9 10
1
2
5
8
36
47
9 10
0
5
10
15
0
5
10
15
Release voltage
Release voltage
Operate voltage
Operate voltage
No. of operations(×104)
Change of operate and release voltage
No. of operations(×104)
Change of contact resistance
Ave.
Ave.
Max.
Max.
Min.
Min.
Ave.
Max.
Min.
0
10
20
30
40
50
12
5
8
36
47
9 10
1
258
36
47
9 10
0
5
10
15
Release voltage
Release voltage
Operate voltage
Operate voltage
No. of operations(×104)
Change of operate and release voltage
No. of operations(×104)
Change of contact resistance
N.C.
N.O.
ー 4 ー



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com