| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LT4HT824ACJ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LT4HT824ACJ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor |
|
1 / 10 page ![]() 1 Multifunktions-Zeitrelais mit digitaler Zeitanzeige LT4H Besonderheiten 8 Zeitfunktionen (multifunktional) • Zeitbereich von 0,001s bis 999,9h • Relais- oder Transistorausgang • Speicherung der Einstellungen durch • EEPROM bei Stromausfall Montagearten: Fronteinbau, Sockel, • DIN-Schiene Gehäusefront: schwarz oder weiß • Zweifarbige Anzeige von Ist- und Sollwert • Einfache Zeiteinstellung durch Wipptasten • Sockeltyp Schraubklemmentyp Alle Maße sind in mm. (Schwarze Frontabdeckung optional bestellen: ATL58011J) Übersicht Zeitverzögerung Ausgangskontrolle Reset-Anzeige Verriegelungsanzeige Reset-Taster Verriegelungsschalter Verstrichene Zeit Eingestellte Zeit Zeiteinheiten Aufwärtstasten Abwärtstasten OP RST LOCK 8 7 6 5 4 3 2 1 DIP-Schalter (8-poliger Sockel- und Schraubklemmentyp genauso) Zeitbereich Betriebsarten Ausgang Betriebsspannung Pufferspeicher Anschluss Artikelnummer 0,001s bis 9,999s • 0,01s bis 99,99s • 0,1s bis 999,9s • 1s bis 9999s • 1s bis 99min 59s • 0,1min bis 999,9min • 1min bis 99h 59min • 0,1h bis 999,9h • Anzugsverzögerung (A) • Anzugsverzögerung (A2) • Anzugsverzögerung • durch ext. Signal Abfallverzögerung • Impulsverlängerung • Selbsthaltende • Anzugsverzögerung Einschaltwischend • Anzugsverzögerung mit • Memoryfunktion Relais (1c) Transistor (1a) 100 bis 240VAC 24VAC/DC 100 bis 240VAC 24VAC/DC 12 bis 24VDC 12 bis 24VDC EEPROM 11-pol. Sockel Schraubklemmen 11-pol. Sockel Schraubklemmen 11-pol. Sockel Schraubklemmen 11-pol. Sockel Schraubklemmen LT4H240ACJ 8-pol. Sockel LT4H8240ACJ LT4H240ACSJ LT4H24ACJ 8-pol. Sockel LT4H824ACJ LT4H24ACSJ LT4HT240ACJ 8-pol. Sockel LT4HT8240ACJ LT4HT240ACSJ LT4HT24ACJ 8-pol. Sockel LT4HT824ACJ LT4HT24ACSJ 11-pol. Sockel Schraubklemmen 11-pol. Sockel Schraubklemmen LT4H24J 8-pol. Sockel LT4H824J LT4H24SJ LT4HT24J 8-pol. Sockel LT4HT824J LT4HT24SJ Produkttypen * Ein Gummidichtungsring (ATC18002J) und ein Montagerahmen (AT8DA4J) sind im Lieferumfang eingeschlossen. 48 48 64,5 (Weiße Frontabdeckung: Standard) 12/2008 |
Số phần tương tự - LT4HT824ACJ |
|
Mô tả tương tự - LT4HT824ACJ |