| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LT4HT824ACJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LT4HT824ACJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor |
|
3 / 10 page ![]() 3 Maße • LT4H Anschluss und Verdrahtung • 8-polige Typen Relais Ausgang Transistor Ausgang Relais Ausgang Transistor Ausgang • Schraubklemmenanschluss • Maße für Tafelmontage • Maße für Frontplattenmontage • Schalttafelausschnitt Benutzen Sie die Befestigungsrahmen (AT8DA4J) und die Gummidichtung (ATC18002J). • Verbundmontage Hinweise: 1: Die Tafeldicke sollte zwischen 1 und 5 mm sein. 2: Bei Verbundmontage geht die Wasserdichtheit zwischen der Einheit und der Tafel verloren. UP DOWN RESET LOCK TIMER LT4H s OP. 48 48 5,5 70,1 55,6 7,5 44,5 44,5 5,5 64,5 7,5 Schraubklemmentyp Schraubklemmentyp Sockeltyp Sockeltyp UP DOWN RESET LOCK TIMER LT4H OP RST LOCK h m s Installationsrahmen AT8DA4J (mitgeliefert) Installationspanel Gummidichtungsring ATC18002J (mitgeliefert) 48 48 66 50 1 63,5 44,5 UP DOWN RESET LOCK TIMER LT4H OP RST LOCK h m s Installationsrahmen AT8DA4J (mitgeliefert) Installationspanel Gummidichtungs- ring ATC18002J (mitgeliefert) 48 48 66 50 1 90 11-pol. Typ Kappe (AT8DP11J) separat erhältlich 8-pol. Typ Kappe (AD8RCJ) separat erhältlich • DIN-Schienensockel • ATC180031J (8-pol.) • ATC180041J (11-pol.) Installationsschiene AT8DLA1J (separat erhältlich) ( ) Maße für 8-Pin Typ 95,5 (90,0) 80 min. 80min. 45-0,6 0 45-0,6 0 0 0 A A = (48 × n – 2,5) –0,6 0 45-0,6 0 8 5 1 7 6 2 3 4 COM NO NC Reset Signal Betriebsspannung (+) (–) 8 5 1 7 6 2 3 4 Reset Signal Betriebsspannung (+) (–) • 11-polige Typen Relais Ausgang Transistor Ausgang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Reset Signal Stopp Lock COM NC NO Betriebsspannung (+) (–) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Reset Signal Stopp Lock Betriebsspannung (+) (–) 12 34 5 67 89 10 NO NC COM Reset Signal Stopp Lock (–) (+) Betriebsspannung 12 34 5 6 78 910 Reset Signal Stopp Lock (–) (+) Betriebsspannung Hinweise: • Die Anschlussbezeichnung Signal ist bei einigen Typen durch Start ersetzt worden. • Zum Anschluss des Ausgangs beim Typ mit Transistorausgang beachten Sie bitte auch den Abschnitt Transistorausgang. Alle Maße sind in mm. 12/2008 |