công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS2085A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LS2085A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reference Design Board Errata
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LS2085A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  LS2085A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LS2085A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 26 page
background image
E-00003:
CPLD requires 1.8 V standby power for programming
Description: The CPLD requires both 3.3 V and 1.8 V standby voltages for the CPLD programming to work.
The 1.8 V power supplied to CPLD on the Rev. B board is not on standby.
Impact:
Impacts the Rev A. boards. The Rev B boards works when a non standby 1.8 V power is
supplied through the OVDD regulator.
Workaround: Use the OVDD regulator to supply the 1.8 V power on the Rev B boards.
Fix plan:
The issue will be fixed on the Rev. C boards with a regulator supplying 1.8 V power on standby
to the CPLD.
LS2085A/LS2088A Reference Design Board Errata, Rev. 2, 08/2017
NXP Semiconductors
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com