công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC3622 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC3622
Giải thích chi tiết về linh kiện  17V, Dual 1A Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC3622 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Analog Devices

Back Button LTC3622 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 24 page
background image
LTC3622/
LTC3622-2/LTC3622-23/5
24
Rev D
For more information www.analog.com
©
ANALOG DEVICES, INC. 2014-2018
09/18(D)
www.analog.com
RELATED PARTS
TYPICAL APPLICATION
5V/3.3V Series Output, Burst Mode Operation
PART NUMBER
DESCRIPTION
COMMENTS
LTC3621/
LTC3621-2
1A, 17V, 1/2.25MHz, Synchronous Step-Down Regulator 95% Efficiency, VIN: 2.7V to 17V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 3.5µA, ISD < 1µA,
2mm × 3mm DFN-6, MSOP-8E
LTC3600
1.5A, 15V, 4MHz Synchronous Rail-to-Rail Single
Resistor Step-Down Regulator
95% Efficiency, VIN: 4V to 15V, VOUT(MIN) = 0V, IQ = 700µA, ISD < 1µA,
3mm × 3mm DFN-12, MSOP-12E Packages
LTC3601
15V, 1.5A (IOUT) 4MHz Synchronous Step-Down
DC/DC Converter
95% Efficiency, VIN: 4.5V to 15V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 300µA, ISD < 1µA,
4mm × 4mm QFN-20, MSOP-16E Packages
LTC3603
15V, 2.5A (IOUT) 3MHz Synchronous Step-Down
DC/DC Converter
95% Efficiency, VIN: 4.5V to 15V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 75µA, ISD < 1µA,
4mm × 4mm QFN-20, MSOP-16E Packages
LTC3633A
20V, Dual 3A (IOUT) 4MHz Synchronous Step-Down
DC/DC Converter
95% Efficiency, VIN: 3.6V to 20V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 500µA, ISD < 15µA,
4mm × 5mm QFN-28, TSSOP-28E Packages. A Version Up to 20VIN
LTC3605A
20V, 5A (IOUT) 4MHz Synchronous Step-Down
DC/DC Converter
95% Efficiency, VIN: 4V to 20V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 2mA, ISD < 15µA,
4mm × 4mm QFN-24 Package. A Version Up to 20VIN
LTC3604
15V, 2.5A (IOUT) 4MHz Synchronous Step-Down
DC/DC Converter
95% Efficiency, VIN: 3.6V to 15V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 300µA, ISD < 14µA,
3mm × 3mm QFN-16, MSOP-16E Packages
LTC3624/
LTC3624-2
2A, 17V, 1MHz/2.25MHz Synchronous Step-Down
Regulator
95% Efficiency, VIN: 2.7V to 17V, VOUT(MIN) = 0.6V, IQ = 3.5µA, ISD < 1µA,
3mm × 3mm DFN-8 Package
604k
604k
134k
3622 TA03
82.5k
22pF
22pF
VIN
5V TO 17V
VOUT1
5V
1A
VOUT2
3.3V
1A
COUT1
22µF
COUT2
22µF
VIN1
INTVCC
MODE/SYNC
PHASE
ILIM
VIN2
RUN1
RUN2
SW1
SW2
FB1
3.3µH
10k
1µH
FB2
GND
PGOOD1 PGOOD2
LTC3622-2
CIN
10µF
C1
1µF
INTVCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com