công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC3622 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC3622
Giải thích chi tiết về linh kiện  17V, Dual 1A Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC3622 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button LTC3622 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices LTC3622 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
LTC3622/
LTC3622-2/LTC3622-23/5
21
Rev D
For more information www.analog.com
PACKAGE DESCRIPTION
3.00
±0.10
(2 SIDES)
4.00
±0.10
(2 SIDES)
NOTE:
1. DRAWING PROPOSED TO BE MADE VARIATION OF VERSION (WGED-3) IN JEDEC
PACKAGE OUTLINE MO-229
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION ON THE
TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
0.40
±0.10
BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD
1.70
±0.10
0.75
±0.05
R = 0.115
TYP
R = 0.05
TYP
3.00 REF
1.70
±0.05
1
7
14
8
PIN 1
TOP MARK
(SEE NOTE 6)
0.200 REF
0.00 – 0.05
(DE14) DFN 0806 REV B
PIN 1 NOTCH
R = 0.20 OR
0.35
× 45°
CHAMFER
3.00 REF
RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS
APPLY SOLDER MASK TO AREAS THAT ARE NOT SOLDERED
2.20
±0.05
0.70
±0.05
3.60
±0.05
PACKAGE
OUTLINE
0.25
±0.05
0.25
±0.05
0.50 BSC
3.30
±0.05
3.30
±0.10
0.50 BSC
DE Package
14-Lead Plastic DFN (4mm
× 3mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1708 Rev B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com