| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
10442000 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10442000 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Lapp. |
|
2 / 5 page ![]() 168 3 Technische Daten: Vorschriften: DIN 43652 Schutzart: IP 65 (H-A 3 / 10 / 16 / 32 / 48) Werkstoff: H-A 3: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet / Thermoplast, Brandverhalten nach UL 94 V-0, max. Umgebungstemperatur +65 ˚C H-A 10 – 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet Technical Data: Specifications: DIN 43652 Protection class: IP 65 ( H-A 3 / 10 / 16 / 32 / 48) Material: H-A 3: Die cast zinc, powder coated / Thermoplast, flame retardent material rated UL 94 V-0, max. ambient air temperature +65 ˚C H-A 10 – 48: aluminium alloy, powder coated Caractéristiques techniques: Réglements: DIN 43652 Degré de protection: IP 65 (H-A 3 / 10 / 16 / 32 / 48) Matière: H-A 3: Zinc moulé par injection, recouvert par pulvérisation / plastique thermoformé, résistance au feu suivant UL 94 V-0, max. température de l’air ambiant +65 ˚C H-A 10 – 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation 3.1 EPIC ® DA-VINCI H-A Gehäuse / Housing / Boîtiers |