| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
10442000 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10442000 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Lapp. |
|
1 / 5 page ![]() 167 3 Qualität und Funktionalität sind maßgebend für die Gehäuseserie H-A. Diese Rechtecksteck- verbinder überzeugen durch eine kompakte Gehäuseform und eine innovative Bügelgene- ration. Dazu bieten die Gehäuse einen hohen mechanischen Schutz vor schädlichen Ein- flüssen. Quality and functionality are crucial for the H-A housing series. The impressive features of these rectangular connectors are their com- pact shape and a new generation of locking levers. Furthermore, the housings provide high mechanical protection against damag- ing influences. La qualité et la fonctionnalité donnent la mesure à la série de boîtiers H-A. Ces connecteurs multiples carrés persua- dent par leur forme de boîtier com- pacte et par une génération d’étrier innovatrice. De plus, ces boîtiers offrent une très grande protection méca- nique contre les in- fluences nocives. 3.1 EPIC ® DA-VINCI H-A Gehäuse / Housing / Boîtiers |
Số phần tương tự - 10442000 |
|
Mô tả tương tự - 10442000 |