công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B722 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - EPCOS

tên linh kiện B722
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIOV metal oxide varistors
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B722 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - EPCOS

Back Button B722 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 11Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 12Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 13Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 14Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 15Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 16Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 17Page - EPCOS B722 Datasheet HTML 18Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 47 page
background image
Dimensional drawings
Weight
Nominal diameter
mm
VRMS
V
Weight
g
5
11 ... 460
0.3 ... 0.7
7
11 ... 460
0.4 ... 1.1
10
11 ... 680
1.0 ... 3.0
14
11 ... 1000
1.4 ... 7.6
20
11 ... 1000
2.7 ... 15.7
The weight of varistors in between these voltage
classes can be interpolated.
Dimensions
Ordering code
[e]
±1
mm
a (typical)
mm
wmax
mm
thmax
mm
hmax
mm
lmin
mm
d
±0.05
mm
VRMS = 11 V
B72205S0110K101
5.0
1.2
7.0
3.3
8.5
25.0
0.6
B72207S0110K101
5.0
1.2
9.0
3.4
11.0
25.0
0.6
B72210S0110K101
7.5
1.4
12.0
4.0
14.5
25.0
0.8
B72214S0110K101
7.5
1.4
15.5
4.0
18.5
25.0
0.8
B72220S0110K101
10.0
1.5
21.5
4.5
25.5
25.0
1.0
VRMS = 14 V
B72205S0140K101
5.0
1.3
7.0
3.4
8.5
25.0
0.6
B72207S0140K101
5.0
1.3
9.0
3.5
11.0
25.0
0.6
B72210S0140K101
7.5
1.5
12.0
4.2
14.5
25.0
0.8
B72214S0140K101
7.5
1.5
15.5
4.2
18.5
25.0
0.8
B72220S0140K101
10.0
1.6
21.5
4.6
25.5
25.0
1.0
VRMS = 17 V
B72205S0170K101
5.0
1.4
7.0
3.5
8.5
25.0
0.6
B72207S0170K101
5.0
1.4
9.0
3.6
11.0
25.0
0.6
B72210S0170K101
7.5
1.6
12.0
4.4
14.5
25.0
0.8
B72214S0170K101
7.5
1.7
15.5
4.4
18.5
25.0
0.8
B72220S0170K101
10.0
1.8
21.5
4.8
25.5
25.0
1.0
VRMS = 20 V
B72205S0200K101
5.0
1.2
7.0
3.5
8.5
25.0
0.6
B72207S0200K101
5.0
1.2
9.0
3.6
11.0
25.0
0.6
B72210S0200K101
7.5
1.6
12.0
4.5
14.5
25.0
0.8
B72214S0200K101
7.5
1.6
15.5
4.6
18.5
25.0
0.8
B72220S0200K101
10.0
2.1
21.5
5.1
25.5
25.0
1.0
Leaded varistors
B722*
StandarD series
Page 14 of 47
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com