công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G98GS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G98GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power configurable multiple function gate
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G98GS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC1G98GS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G98GS Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
74LVC1G98
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2014. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 10 September 2014
10 of 20
NXP Semiconductors
74LVC1G98
Low-power configurable multiple function gate
VT+ and VT limits are at 70 % and 20 %.
Fig 16. Transfer characteristic
Fig 17. Definition of VT+, VT and VH
Fig 18. Typical 74LVC1G98 transfer characteristic; VCC =3.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com