công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B25680B1237K101 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - EPCOS

tên linh kiện B25680B1237K101
Giải thích chi tiết về linh kiện  Film Capacitors - Power Electronic Capacitors
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B25680B1237K101 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - EPCOS

Back Button B25680B1237K101 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 11Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 12Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 13Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 14Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 15Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 16Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 17Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 18Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 27 page
background image
Film Capacitors - Power Electronic Capacitors
B25680*
PEC MKP DC
MKP DC (Metal Top)
CAP PW PD
April 2022
Please read Cautions and warnings and
Page 14 of 27
Important notes at the end of this document.
VRDC = 1500 V DC / VTT = 2250 V DC, 10 s / VTC = 4000 V AC, 10 s
CR
IMAX1 Is
Î
ESR2
Lself
f
RTH
D
HC3
HT
Weight
4
Fig.
Ordering code
µF
A
kA
kA
mΩ
nH
kHz
K/W mm
mm
mm kg
130
40
6.3
2.1
2.6
≤ 35
74.6
3.3
85
99
104
0.58
1
B25680B1137K501*
180
40
6.3
2.1
2.8
≤ 40
59.3
2.9
85
124
129
0.71
1
B25680B1187K501*
210
40
6.6
2.2
2.7
≤ 40
54.9
2.9
85
136
141
0.85
1
B25680B1217K501*
220
50
12.9 4.3
2.3
≤ 40
53.7
2.4
85
156
161
1
1
B25680B1227K501*
260
50
12.3 4.1
1.8
≤ 40
49.4
2.3
116
99
104
1.13
3
B25680B1267K503*
270
50
12.9 4.3
2.3
≤ 60
39.5
2.3
85
179
184
1.1
1
B25680B1277K501*
360
50
12.6 4.2
2.3
≤ 40
41.9
2.2
116
124
129
1.4
3
B25680B1367K503*
360
50
12.6 4.2
2.3
≤ 40
41.9
2.2
116
127
129
1.44
4
B25680C1367K503*
370
70
12.3 4.1
2.5
≤ 60
33.8
2.2
85
229
234
1.4
1
B25680B1377K501
370
70
12.3 4.1
2.5
≤ 60
33.8
2.2
85
232
234
1.43
2
B25680C1377K501
410
50
12.6 4.2
2.3
≤ 40
39.3
2.1
116
136
141
1.55
3
B25680B1417K503*
410
50
12.6 4.2
2.3
≤ 40
39.3
2.1
116
139
141
1.59
4
B25680C1417K503*
420
60
25.2 8.4
1.7
≤ 60
31.7
2.1
116
156
161
1.75
3
B25680B1427K503
420
60
25.2 8.4
1.7
≤ 60
31.7
2.1
116
159
161
1.79
4
B25680C1427K503
520
60
25.2 8.4
1.6
≤ 60
28.5
2
116
179
184
1.95
3
B25680B1527K503
520
60
25.2 8.4
1.6
≤ 60
28.5
2
116
182
184
1.99
4
B25680C1527K503
570
50
16.5 5.5
2
≤ 60
27.2
2
136
137
142
2.1
5
B25680B1577K503*
570
50
16.5 5.5
2
≤ 60
27.2
2
136
140
142
2.16
6
B25680C1577K503*
720
80
24.9 8.3
1.8
≤ 70
22.4
1.8
116
229
234
2.56
3
B25680B1727K503
720
80
24.9 8.3
1.8
≤ 70
22.4
1.8
116
232
234
2.6
4
B25680C1727K503
1050 100 33.3 11.1
1.5
≤ 80
17.4
1.4
116
345
350
3.9
3
B25680B1108K503
1050 100 33.3 11.1
1.5
≤ 80
17.4
1.4
116
348
350
3.94
4
B25680C1108K503
1500 100 36
12
1.1
≤ 80
14.5
1.1
136
345
350
5.2
5
B25680B1158K503
1500 100 36
12
1.1
≤ 80
14.5
1.1
136
348
350
5.26
6
B25680C1158K503
1
Please refer to current derating section for more details
2
ESR at 1 kHz (typical value)
3
Hc is typical value
4
Weight is typical value
Other configurations and capacitance tolerances available upon request
* This Part Number is affected by "Dual Use" regulations according to Export Control law. Deliveries of
such products are subject to prior approval by Export Control authorities based on customer
declarations. The delivery to certain countries might be restricted.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com