công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B25680B1237K101 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - EPCOS

tên linh kiện B25680B1237K101
Giải thích chi tiết về linh kiện  Film Capacitors - Power Electronic Capacitors
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B25680B1237K101 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - EPCOS

Back Button B25680B1237K101 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B25680B1237K101 Datasheet HTML 11Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
Film Capacitors - Power Electronic Capacitors
B25680*
PEC MKP DC
MKP DC (Metal Top)
CAP PW PD
April 2022
Please read Cautions and warnings and
Page 7 of 27
Important notes at the end of this document.
Figure 5: - B25680B - Ø 136 mm
Figure 6: - B25680C - Ø 136 mm
- Female terminals (M6)
- Female terminals (M6)
- Between terminals 50 ±0.5mm
- Between terminals 50 ±0.5 mm
M12 stud on bottom of the aluminum case, nut(DIN 934)and toothed lock washer(DIN 6797)for fixing are
standard for all types.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com