công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR0650 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR0650
Giải thích chi tiết về linh kiện  SKU:DFR0650
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR0650 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - DFROBOT

Back Button DFR0650 Datasheet HTML 7Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 8Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 9Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 10Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 11Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 12Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 13Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 14Page - DFROBOT DFR0650 Datasheet HTML 15Page - DFROBOT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
2023/10/12 10:58
DFRobot Monochrome_0.96_128x64_IIC_SPI_OLED_Display_SKU_DFR0650
https://wiki.dfrobot.com/Monochrome_0.96_128x64_IIC_SPI_OLED_Display_SKU_DFR0650
11/25
*/
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(/* rotation=*/U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//
M0/ESP32/ESP8266/mega2560/Uno/Leona
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_4W_HW_SPI u8g2(/* rotation=*/U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9);
void setup(void)
{
u8g2.begin();
//Initialize the function
u8g2.setFontPosTop();
/*When you use drawStr to display strings, the default criteria is to display the lower-left
* coordinates of the characters.The function can be understood as changing the coordinate position to the upper left
* corner of the display string as the coordinate standard.
}
void draw(int a )
{
switch(a)
{
case 0:
u8g2.setFont(u8g2_font_bubble_tr);
//Set the font set, which is“u8g2_font_bubble_tr”
u8g2.drawStr(/* x=*/0,/* y=*/0, "DFR123");
//Start drawing strings at the coordinates of x-0, y-0 “DFR123”
u8g2.setFont(u8g2_font_lucasarts_scumm_subtitle_o_tf);
u8g2.drawStr(0, 25, "DFR123");
u8g2.setFont(u8g2_font_HelvetiPixelOutline_tr);
u8g2.drawStr(0, 45, "DFR123");
break;
case 1:
u8g2.setFont(u8g2_font_tenstamps_mr);
u8g2.drawStr(0,0, "DFR123");
u8g2.setFont(u8g2_font_jinxedwizards_tr);
u8g2.drawStr(56, 16, "DFR123");
u8g2.setFont(u8g2_font_secretaryhand_tr);
u8g2.drawStr(0, 32, "DFR123");
u8g2.setFont(u8g2_font_freedoomr10_mu);
u8g2.drawStr(56, 48, "DFR123");
break;
}
}



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25