công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MST14DP122HD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - StarTech.com Ltd.

tên linh kiện MST14DP122HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP to Dual HDMI MST HUB - Dual HDMI 4K 60Hz - DisplayPort Multi Monitor Adapter with 1ft / 30cm cable - DP 1.4 Multi Stream Transport Hub, DSC HBR3 - DP to HDMI Splitter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARTECH [StarTech.com Ltd.]
Trang chủ  https://www.startech.com/
Logo STARTECH - StarTech.com Ltd.

MST14DP122HD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - StarTech.com Ltd.

  MST14DP122HD Datasheet HTML 1Page - StarTech.com Ltd. MST14DP122HD Datasheet HTML 2Page - StarTech.com Ltd. MST14DP122HD Datasheet HTML 3Page - StarTech.com Ltd. MST14DP122HD Datasheet HTML 4Page - StarTech.com Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Weight of Product
2.1 oz [60.0 g]
Packaging
Information
Package Quantity
1
Package Length
5.6 in [14.2 cm]
Package Width
6.7 in [17.0 cm]
Package Height
1.2 in [3.0 cm]
Shipping (Package)
Weight
4.7 oz [133.0 g]
What's in the Box
Included in Package
1 - DisplayPort to 2x HDMI MST Hub
1 - Micro-USB Power Cable
*Product appearance and specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com