| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L8229 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L8229 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 42 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Contents L8229 2/42 Contents 1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.1 Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2 Operating ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3 General electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3.1 Output Drivers (OUTA or OUTB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3.2 Control Logic pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.3.3 Analog Input Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.3.4 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 L6219_HI and L6219_8 modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 L6219_HI and L6219_8 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.1 DC specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5.2 AC/transient specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 L6219_HI mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.1 Input Logic (I0 and I1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.2 Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.3 Current Sensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.4 Single-pulse Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6.5 Output Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6.6 Vs, Vcc, Vref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7 L6219_8 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7.1 8 Level Current Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7.2 Mixed Decay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8 L8229_0 and L8229_1 modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 8.1 Serial interface specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 |