công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1391000000 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Weidmuller

tên linh kiện 1391000000
Giải thích chi tiết về linh kiện  KLIPPON POK 162609
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEIDMULLER [Weidmuller]
Trang chủ  http://www.weidmuller.com
Logo WEIDMULLER - Weidmuller

1391000000 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Weidmuller

  1391000000 Datasheet HTML 1Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 2Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 3Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 4Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 5Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 6Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 7Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 8Page - Weidmuller 1391000000 Datasheet HTML 9Page - Weidmuller Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Data sheet
KLIPPON POK 162609
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com
Technical data
 
UL 94 flammability rating
V-0
Lid attachment
Slotted/Phillips screws
Standards
DIN EN 62208 - Empty
enclosure standard, DIN
4102-12
Surface finish
untreated, polished
Impact resistance
5 J version standard
Protection degree
IP66
Basic material
Glass fibre-reinforced
polyester
Seal material
Chloroprene
Torque for lid screws
2.5 Nm
Enclosure attachment
Installation through the
housing rear wall, Fixing
lugs
Protection class (UL)
Type 4, Type 4X
Number of lid screws
4
Access opening: width
248.02 mm
Required tool
SDK PZ2
Flange plate
No
Max. payload
16.64 kg
Lid
Yes
Access opening: height
148.02 mm
Areas of use
Harbour facilities, Machine
construction, Process
industry, Transportation
 
horizontal assembly
 
WDU 10 / ZDU 10
1x16
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x36
WDU 4 / ZDU 4
1x30
WDU 6 / ZDU 6
1x23
 
vertical assembly
 
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
 
Important note
 
Product information
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations
(details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
 
Classifications
 
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
 
 
Creation date 20.02.2026 07:11:41 MEZ
 
Catalogue status / Drawings
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com