| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT46R46 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R46 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
64 / 77 page ![]() 20-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 158 C8 ¾ 12 C ¢ 335 ¾ 347 D49 ¾ 65 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G15 ¾ 50 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT46R46/C46/R47/C47/R48A/C48A/R49 Rev. 1.30 64 June 5, 2008 2 0 1 1 1 1 0 A B C D E F C ' G H a |